データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



HERMETICALLY データシート, PDF

検索されたキーワード : 'HERMETICALLY' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Vaishali Semiconductor
VHD200 Datasheet pdf image
130Kb/5P
Bulk Metal짰 Foil Hermetically sealed, Small Package, Voltage Dividers with TCR Tracking of 0.1 ppm/째C and Tolerance Match down to 0.001 %

1


1



HERMETICALLY とは


「密閉」は「完全に囲まれた状態で」を意味するために使用されます。電子コンポーネントの世界では、「密閉された」または「密閉されたパッケージ化」とは、外部環境から完全に分離されたコンポーネントを指します。これは、外気、水分、ほこり、およびその他の汚染物質が部品に入るのを防ぐために密閉されることを意味します。

電子コンポーネントまたは他の機密システムが特定の環境需要を満たさなければならない場合、密閉されることが非常に重要です。これは、高圧、高温、低温、真空、または極端な環境で動作する必要があるコンポーネントにとって特に重要です。これらの密閉された成分は、航空宇宙、軍事、医療などで広く使用されています。