データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



HUB データシート, PDF

検索されたキーワード : 'HUB' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
VIA Labs, Inc
VL812 Datasheet pdf image
1Mb/18P
USB 3.0 Hub Controller

1


1



HUB とは


「ハブ」は、エレクトロニクスの世界でいくつかの方法で使用できます。主にネットワークおよびデータ関連の分野でさまざまな目的に使用されます。いくつかの一般的な意味は次のとおりです。

USBハブ:これは、USB(ユニバーサルシリアルバス)デバイスを複数のコンピューターまたは他のUSBデバイスに接続できるデバイスです。 USBハブは複数のUSBポートを提供し、複数のデバイスを1つのコンピューターに接続できます。

ネットワークハブ:最も初期のネットワークデバイスの1つは、ネットワークに接続されたさまざまなコンピューターまたはデバイスを使用してデータを交換できるデバイスです。ただし、ネットワークスイッチなどのより高度なデバイスに置き換えられています。

Power Hub:複数の電子デバイスを電源に接続するために使用されるデバイス。複数の電源ソケットを提供して、複数のデバイスを同時に充電または電源で充電します。

USB-Cハブ:最新のUSB-C接続ポートを使用して、さまざまな種類の追加ポートをデバイスに提供するデバイス。主に、ラップトップやタブレットなどのデバイスのさまざまなポートを拡張するために使用されます。

データハブ:複数のデータソースまたはデバイス間でデータを共有または転送するために使用されるデバイス。

各「ハブ」は、使用されるコンテキストによって異なる方法で解釈されます。したがって、「ハブ」という用語が特定の状況または分野で使用されるコンテキストを決定することが重要です。