データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



ISOLATED データシート, PDF

検索されたキーワード : 'ISOLATED' - 結果は: 8 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Willow Technologies Ltd
LPD70 Datasheet pdf image
326Kb/3P
250mA, 28Vdc Optically Isolated
C63 Datasheet pdf image
179Kb/3P
1.0A, 60 Vdc Optically Isolated
C46FC47F Datasheet pdf image
616Kb/2P
Optically Isolated up to 1.75A
C60 Datasheet pdf image
768Kb/2P
Optically Isolated 0.5 to 2.5A
C76 Datasheet pdf image
1Mb/6P
Optically isolated computer input/output modules
C75 Datasheet pdf image
613Kb/2P
Optically Isolated 1.0A with Short-Circuit Protection
601 Datasheet pdf image
481Kb/2P
Optically Isolated 5 and 10A/250 Vac
602 Datasheet pdf image
536Kb/2P
10A, 250Vac Optically Isolated AC Solid-State Relay

1


1



ISOLATED とは


隔離されたことは、電子部品から電気的に断熱される状態を意味します。

一般に、2つの電気的に異なる回路またはデバイス間の電気切断を記述する用語として使用されます。

電気分離は、回路やデバイス間で発生する可能性がある電気ノイズ、ACまたはDC電圧、電流などを防ぐためです。

電子制御システム、電力変換、通信システムなど、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。

孤立した状態を作成するために、隔離トランス、オプトカプラー、静電容量のアイソレーター、デジタルアイソレーターなどの電気的に断熱された部品またはデバイスが一般的に使用されます。

これらのコンポーネントは、電気的に孤立した回路を作成し、2つの電気的に異なる回路またはデバイス間の電気的分離を実現します。