データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



JUNCTION データシート, PDF

検索されたキーワード : 'JUNCTION' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
International Rectifier
153CNQ Datasheet pdf image
68Kb/4P
The 153CNQ... non-isolated, center tap Schottky rectifier module series has been optimized low reverse leakage at high temperature. The proprietary barrier technology allows for reliable operation up to 175째 C junction temperature.

1


1



JUNCTION とは


電子コンポーネントのジャンクションは、P-N接合部を意味します。

P-N接合部はさまざまな電子コンポーネントで使用され、半導体デバイスの重要なコンポーネントの1つです。

P-N接合部は、P型半導体とN型半導体を接続することにより行われます。この時点で、PN接合部は、電子と穴がp型半導体とN型半導体の接合部の近くを結合するように形成されます。

このプロセスでは、電荷の流れはP-N接合部の近くで妨げられ、電流が流れない領域を形成し、この領域を使用してさまざまな電子コンポーネントが構築されます。

P-nジャンクションは、半導体デバイスで重要な役割を果たします。

ダイオードやトランジスタなどのさまざまなデバイスで使用され、電子コンポーネントの電気信号の変換、制御、処理に使用されます。

さらに、P-N接合部も太陽電池で使用されており、太陽エネルギーを電気エネルギーに変換する上で重要な役割を果たします。