データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



LASER データシート, PDF

検索されたキーワード : 'LASER' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Taiwan Memory Technolog...
I7520N Datasheet pdf image
20Kb/1P
2.5Gbps Burst Mode Laser Driver & Post Amplifier
I7511N Datasheet pdf image
21Kb/1P
1.25Gbps FTTX Laser Diode Driver/Limiting Amplifier

1


1



LASER とは


レーザーは光の形で、比較的短い波長と強い焦点を備えた能力を備えています。

これは、さまざまな業界で広く使用されている電子部品の1つです。

レーザーはさまざまな目的に使用されます。

たとえば、レーザーは、眼科手術と皮膚治療のために医療分野で使用されます。

さらに、産業用レーザーは、切断、溶接、マーキング操作に使用されます。

レーザーは、通信およびストレージアプリケーションでも使用されます。

レーザーは、光ファイバー通信の情報を送信するために使用され、CD、DVD、Blu-rayディスクなどの光ディスクに関する情報の読み取りと書き込みにも使用されます。

レーザーは光学メトロロジーでも使用されます。

レーザーレンジファインダーとレーザー追跡デバイスがあります。

レーザーは、その高機能と高精度のデバイスのために、さまざまな分野で重要な役割を果たします。

さらに、テクノロジーが進歩するにつれて、より多様な目的に使用されることが期待されています。