データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



MAXIMUM データシート, PDF

検索されたキーワード : 'MAXIMUM' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Nihon Kaiheiki Industry...
KB15SKW01-05-A Datasheet pdf image
449Kb/13P
0.4VA maximum 28V AC/DC maximum (Applicable Range 0.1mA ~ 0.1A 20mV ~ 28V)

1


1



MAXIMUM とは


電子コンポーネントでは、「最大」という用語はいくつかの方法で使用できます。

以下は、一般的に使用されるいくつかの意味と対応する電子コンポーネントの例です。

最大評価 - これは、安全に動作するために電子コンポーネントが維持しなければならない最大値です。

この最大値を超えると、コンポーネントの損傷または誤動作が発生する可能性があります。

たとえば、5Vを超えると、電圧最大定格が5VのLEDが損傷する場合があります。

最大電力散逸 - これは、加熱するにつれてコンポーネントによって消費される最大電力です。

この値を超えると、コンポーネントが過熱または損傷する可能性があります。

たとえば、1Wの最大電力散逸を伴うダイオードは過熱し、1Wを超えると損傷します。

最大動作周波数 - コンポーネントが確実に動作する最大周波数。

この値を超えた場合、部品は正常に動作しない場合があります。

たとえば、100 MHzの最大動作周波数を持つマイクロコントローラーは、100 MHzを超えて正しく動作しない場合があります。

最大出力電流 - 部品が供給できる最大電流。

この値を超えると、部品が損傷したり、適切に機能しない場合があります。

たとえば、500MAを超えると500mAの最大出力電流を持つDC-DCコンバーターが損傷する可能性があります。

これらの「最大」値は、電子コンポーネントのデータシートにあります。