データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



METAL データシート, PDF

検索されたキーワード : 'METAL' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Vaishali Semiconductor
CCF07 Datasheet pdf image
233Kb/3P
Metal Film Resistors, Industrial, 짹 2 % and 짹 5 % Tolerance

1


1



METAL とは


電子部品では、「金属」という用語は一般に、電気伝導率が高い金属材料を指します。

さまざまな種類の金属材料が電子コンポーネントで使用されています。

たとえば、金属は、コンタクト、リード、ワイヤ、回路基板(PCB)などの材料で使用されています。

これは、電力の効率的な送信と、電子部品の信頼性と性能を維持するために不可欠です。

さらに、金属材料に基づくさまざまな部品も電子部品で使用されています。

たとえば、コンデンサ、インダクタコア、トランスコアなどの電極。

これらの部品は、電子コンポーネントが機能するために不可欠です。

金属材料の中で、最も一般的に使用される金属は、銅、アルミニウム、鉄、ニッケル、金、銀です。

これらの金属は、優れた電気伝導率、加工性、耐久性のため、電子部品の製造に広く使用されています。