データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



MICROCONTROLLER データシート, PDF

検索されたキーワード : 'MICROCONTROLLER' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Littelfuse
HLMU Datasheet pdf image
395Kb/2P
The HLMU Series is a universal voltage, encapsulated, 3-phase voltage monitor. It continuously measures the voltage of each of the three phases with microcontroller accuracy and compares the value to preset trip points

1


1



MICROCONTROLLER とは


マイクロコントローラーは、単一のチップ内のコンピューターの中央処理ユニット(CPU)、メモリ(RAM、ROM、EEPROMなど)、デジタル/アナログ入力/出力デバイスなどを含む小型コンピューターチップです。

電子コンポーネントとして、マイクロコントローラーはプログラム可能であり、周辺機器と通信することができ、さまざまな信号処理、制御、およびデータ処理機能を実行できます。

これらの機能は、自動車、家電製品、産業用ロボット、医療機器などのさまざまな分野で使用されています。

マイクロコントローラーは、小規模プロジェクトで大規模な製品に使用され、埋め込まれたシステムに関連する製品にとって特に重要です。

さらに、Arduinoなどの開発ボードで使用され、さまざまなプロジェクトで使用されます。

マイクロコントローラーは、最近の技術の進歩により、より統合されており、インターネットに接続している間に動作できるIoTデバイスで重要な役割を果たしています。