データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



MOSFET データシート, PDF

検索されたキーワード : 'MOSFET' - 結果は: 4 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Vincotech
10-FY12B2A040MR02-L387L63 Datasheet pdf image
371Kb/7P
High frequency SiC MOSFET
10-FZ06NRA084FP02-P969F78 Datasheet pdf image
5Mb/26P
75A parallel switch (75A and 99m MOSFET)
10-FZ06NBA084FP-M306L48 Datasheet pdf image
1Mb/14P
ultrafast IGBT with C6 MOSFET and SiC buck diodes
10-FZ06NBA110FP-M306L28 Datasheet pdf image
551Kb/6P
high speed IGBT with C6 MOSFET and SiC buck diodes

1


1



MOSFET とは


金属酸化物 - 半導体フィールド効果トランジスタ(MOSFET)は、電源、モータードライブ、インバーターなどの高出力アプリケーションの制御に使用されるパワー半導体デバイスの一種です。

これは、フィールドエフェクトトランジスタ(FET)の一種です。つまり、電界を使用してソース端子と排水端子間の流れを制御することで動作します。

MOSFETでは、電流の流れは、薄い絶縁層によってデバイスの残りの部分から分離されるゲートとして機能する薄い金属酸化フィルムによって制御されます。

ゲート電圧は、ソース端子とドレイン端子間のチャネルの幅を制御し、デバイスを通る電流の流れを決定します。

N-ChannelとPチャネルの2つの主要なタイプがあります。 NチャネルMOSFETには、N型材料がドープされたチャネルがあり、PチャネルMOSFETにはPタイプの材料がドープされたチャネルがあります。

MOSFETは、高入力インピーダンス、低い状態抵抗、高速スイッチング速度、高効率など、他のタイプのパワー半導体よりもいくつかの利点を提供します。

また、非常に用途が広く、電源、モータードライブ、インバーターなどのさまざまなアプリケーションで使用できます。

ただし、MOSFETには、限られた電圧定格やデバイスを制御するゲートドライブ回路の​​必要性など、いくつかの欠点もあります。

さらに、熱暴走の影響を受けやすく、デバイスが過熱すると故障する可能性があります。

このリスクを軽減するために、MOSFETは、熱保護装置やスナバー回路など、他のコンポーネントと組み合わせて使用​​されることがよくあります。