データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



PAIR データシート, PDF

検索されたキーワード : 'PAIR' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Micrel Semiconductor
KSZ9031MNX Datasheet pdf image
959Kb/76P
The KSZ9031MNX is a completely integrated triple-speed (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) Ethernet physicallayer transceiver for transmission and reception of data on standard CAT-5 unshielded twisted pair (UTP) cable.

1


1



PAIR とは


「ペア」という用語は、電子コンポーネントの分野で一般的に使用される用語の1つです。

「ペア」とは、2つの電子コンポーネントをペアで使用することを意味します。

通常、2つの部分は異なる機能を実行し、協力して電子製品の動作を制御します。

たとえば、電子回路は電子コンポーネントをペアで使用して電子信号を処理します。

この信号処理は、電子コンポーネント間の相互作用に基づいています。

典型的な例は、電圧レギュレータです。このレギュレータでは、電圧を調節するためにトランジスタのペアが使用されます。

また、ペアのトランジスタは、電圧増幅のためにオーディオアンプで使用されます。

また、電子コンポーネントでは、「ペア」という用語は通常、互いに組み合わせて機能する2つのコンポーネントを指します。

たとえば、トランジスタは、適切な抵抗器を使用するように設計されています。

これらの「ペア」の組み合わせは、電子コンポーネントの機能を最適化し、パフォーマンスと信頼性を向上させます。