データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



PITCH データシート, PDF

検索されたキーワード : 'PITCH' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Vaishali Semiconductor
0436500326 Datasheet pdf image
182Kb/3P
3.00mm (.118") Pitch Micro-Fit 3.0??Header, Surface Mount Compatible, Single Row, Vertical, with Solder Tab, 3 Circuits

1


1



PITCH とは


電子コンポーネントでは、ピッチはピン間隔を表す用語です。

PINは、電子コンポーネントが回路に接続されている部分を指し、ピッチはこれらのピン間の間隔を意味します。

通常、ピン間隔はミリメートル(mm)で表示され、小さなピン間隔では電子コンポーネントのサイズが小さくなるため、最近、ピッチが小さい多くの部品が開発されています。

たとえば、ディップ(デュアルインラインパッケージ)ICパーツのピン間隔は2.54mm(0.1インチ)ですが、最近、パーツのBGA(ボールグリッドアレイ)またはQFN(Quad Flat No-Leads)、ピン間隔0.4mm、0.3mm、0.2mm、および0.15mmで非常に小さくなる場合があります。

ピン間隔が小さくなると、回路はより密度が高くなり、より小さな電子製品を作成できます。

ただし、ピン間隔が小さいほど、生産と配線が激しくなり、熱分散が不均衡になる可能性があり、熱の問題を引き起こす可能性があります。