データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



PLUG データシート, PDF

検索されたキーワード : 'PLUG' - 結果は: 6 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Mean Well Enterprises C...
YP61 Datasheet pdf image
102Kb/1P
AC power cord with UK 3 Pin plug and IEC320?륝13 plug
YP11 Datasheet pdf image
104Kb/1P
AC power cord with US 2 Pin plug and IEC320 C13 plug
YP12 Datasheet pdf image
104Kb/1P
AC power cord with US 3 Pin plug and IEC320?륝13 plug
YP13 Datasheet pdf image
104Kb/1P
AC power cord with JAP 2 Pin plug and IEC320 C7 plug
YP22 Datasheet pdf image
103Kb/1P
AC power cord with Euro 3 Pin plug and IEC320?륝13 plug
YP35 Datasheet pdf image
104Kb/1P
AC power cord with AUS 3 Pin plug and IEC320?륝13 plug

1


1



PLUG とは


電子コンポーネントプラグは、電源ケーブル、オーディオ/ビデオケーブル、ネットワークケーブルなどのケーブルを接続するために使用されるコンポーネントです。

一般に、AC電源プラグは電子デバイスまたはコンピューターの電源ケーブルに使用され、RCAプラグまたはHDMIプラグはオーディオ/ビデオケーブルに使用されます。

ネットワークケーブルはRJ-45プラグを使用します。

プラグは通常、ソケットまたはプラグと組み合わせて使用​​され、ケーブルの両端に接続してデータまたは電源を送信します。

特に、電源プラグは電力を供給するために使用され、誤用や過負荷が火災の危険を引き起こす可能性があるため、安全に使用することが重要です。