データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



PRESSURE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'PRESSURE' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
VTI technologies
SCP1000 Datasheet pdf image
287Kb/7P
ABSOLUTE PRESSURE SENSOR

1


1



PRESSURE とは


電子コンポーネントでは、圧力はさまざまなセンサーを介して検出された物理変数の1つです。

圧力センサーは圧力の大きさと方向を検出し、それを電気信号に変換します。

電子部品の圧力検出の例は次のとおりです。

圧力センサー:圧力センサーは、圧力の量を測定し、電気信号として出力するセンサーです。

これらのセンサーは、多くのアプリケーションで使用されます。

たとえば、車のタイヤ圧力を測定するセンサー、または医療機器の患者の血圧を測定するセンサー。

スイッチ:スイッチを作動させるために圧力を使用する回路があります。

この回路は、圧力がかかるとオンまたはオフになります。このような回路は、たとえばボタンスイッチやタッチパッドでよく使用されます。

ダイアフラム:ダイアフラムは、圧力が加えられたときに変形する膜であり、健全な機器とマイクの音波の検出を担当します。

この時点で、圧力の大きさは、電気信号としてのダイアフラムと出力の振動の大きさに変換されます。

このようにして、電子コンポーネントのさまざまなアプリケーションで圧力が使用され、さまざまな回路や技術を介して検知および処理されます。