データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



RECTIFIER データシート, PDF

検索されたキーワード : 'RECTIFIER' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Micrel Semiconductor
UPS3540 Datasheet pdf image
290Kb/6P
5 A Schottky Barrier Rectifier

1


1



RECTIFIER とは


整流器は、交互の電流(AC)を直接電流(DC)に変換する電子デバイスです。 ACをDCに変換するプロセスは、修正として知られています。

整流器は、電源、バッテリー充電、電子電力コンバーターなど、多くのアプリケーションで広く使用されています。

また、高電圧直流(HVDC)パワートランスミッションシステムでも使用され、高電圧伝送ライン上の長距離伝送のためにAC電力をDC電力に変換するために使用されます。

半波整流器、フル波整流器、ブリッジ整流器など、いくつかのタイプの整流器があります。

半波整流器は最も単純で効率的ではありませんが、ブリッジ整流器はより複雑ですが、ACからDCへのより完全で効率的な変換を提供します。

整流器のパフォーマンスは、入力電圧、周波数、波形、および整流器で使用されるダイオードの特性など、いくつかの要因の影響を受けます。

整流器の設計は、システムの効率、信頼性、コストに影響を与えるため、多くのアプリケーションで重要な考慮事項です。

電力変換での使用に加えて、整流器は、電磁干渉(EMI)フィルター、サージ保護、医療機器など、他の多くのアプリケーションでも使用されています。

ACをDCに変換する能力は多くの電子システムの重要な側面であり、整流器の設計とパフォーマンスは、これらのシステムが効果的に機能できるようにする上で重要な役割を果たします。