データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



REFERENCE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'REFERENCE' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Agilent(Hewlett-Packard...
81490A Datasheet pdf image
118Kb/4P
Reference Transmitter

1


1



REFERENCE とは


電子コンポーネントでは、参照とは、他の信号との比較に使用される参照信号を指します。

つまり、別の信号の大きさ、周波数、位相などを測定または操作するための参照として使用される信号です。

電子コンポーネントでは、参照はさまざまな目的に使用されます。

たとえば、アナログからデジタルへのコンバーター(ADC)では、参照がADCの動作範囲を決定します。

参照が高いほど、ADCの入力範囲が広くなるほど、参照が低く、ADCの入力範囲が狭くなります。

また、デジタル信号処理では、入力信号をスケーリングするか、2つ以上の信号を正確に一致させるために参照が使用されます。

参照にはさまざまな形があります。

たとえば、電圧参照は通常、固定値として提供されます。

ただし、温度参照は主にICチップ内の抵抗と電圧を使用して生成され、安定した温度制御には専用回路が必要です。

さらに、信号基準は、特定の精度のために時系列信号または信号分析によって抽出する必要があり、高精度のために正確な駆動装置と分析デバイスが必要です。

参照は、電子コンポーネントで非常に重要な役割を果たし、さまざまな目的に使用されます。

参照は精度と安定性において非常に重要な要素であるため、設計段階で慎重に検討する必要があります。