データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



REGULATOR データシート, PDF

検索されたキーワード : 'REGULATOR' - 結果は: 3 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Zarlink Semiconductor I...
ZN458 Datasheet pdf image
53Kb/7P
2.45V PRECISION REFERENCE REGULATOR
SP8793 Datasheet pdf image
269Kb/6P
WITH ON-CHIP VOLTAGE REGULATOR
ZN1066 Datasheet pdf image
383Kb/4P
SWITCHING REGULATOR CONTROL AND DRIVE UNIT

1


1



REGULATOR とは


レギュレータは、入力電圧、荷重抵抗、または温度の変化にもかかわらず、一定の出力電圧または電流を維持するために使用される電子デバイスです。

規制当局は、電源、バッテリー充電回路、および安定した電圧または電流が必要な他のアプリケーションで広く使用されています。

線形調節因子、スイッチングレギュレーター、LDO(低ドロップアウト)レギュレーターなど、電圧レギュレーターにはいくつかのタイプがあります。

線形調節因子は、出力電圧が一定のままになるように、入力ソースから引き出されて負荷に供給される電流の量を制御することにより機能します。

スイッチングレギュレーターは、パルス幅変調(PWM)を使用して入力電圧を一連のパルスに変換し、その後、ろ過および調節して出力電圧を生成します。

LDOレギュレーターは、入出力電圧低下が低い線形調整器であり、バッテリー駆動のシステムに最適です。

レギュレータの性能は、入力電圧、出力電圧、最大出力電流、出力リップル、熱性能など、いくつかの要因の影響を受けます。

規制当局の設計は、システムの効率、信頼性、コストに影響を与えるため、多くのアプリケーションで重要な考慮事項です。

電圧調節に加えて、レギュレーターは、入力電圧や負荷抵抗の変化に関係なく、出力電流が一定に維持される電流規制にも使用できます。

電流規制は、バッテリー充電回路、LED照明、精密機器など、定電流源が必要なアプリケーションで使用されます。

全体として、レギュレーターは多くの電子システムの重要なコンポーネントであり、システムの動作のための安定した信頼性の高い電力を提供し、システムが効果的かつ効率的に機能することを可能にします。