データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



SENSOR データシート, PDF

検索されたキーワード : 'SENSOR' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
ZIEHL industrie-elektro...
S225694 Datasheet pdf image
762Kb/1P
Current Sensor for AC and DC currents Put-on sensor with transistor-output
TR122DA Datasheet pdf image
267Kb/1P
Pt 100-Temperature-Relay Type TR122DA 1 Sensor, 2 Limits, Digital display, Analog-output

1


1



SENSOR とは


センサーは、光、温度、動き、音などの物理量を検出および変換するデバイスです。

センサーは、最新の電子機器で重要な役割を果たし、デバイスが物理的な世界と対話して応答する手段を提供します。以下を含むさまざまな種類のセンサーがあります。

光センサー - 光を検出し、明るさ、色、強度を測定するために使用されます。

温度センサー - 温度を測定し、温度の変化を検出するために使用されます。

モーションセンサー - 強盗アラームやビデオゲームコントローラーなどのモーションを検出するために使用されます。

サウンドセンサー - マイクやオーディオセンサーなどのサウンドを検出および測定するために使用されます。

圧力センサー - タイヤ圧力監視システムなどの圧力を測定するために使用されます。

センサーは、家電、自動車システム、産業自動化、科学研究など、さまざまなアプリケーションで広く使用されています。

彼らは、物理的な世界から情報を収集できるようにすることで、デバイスをより賢く、より応答し、より効率的にするのに役立ちます。