データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



SMD データシート, PDF

検索されたキーワード : 'SMD' - 結果は: 5 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
IQD Frequency Products ...
CFPS-98 Datasheet pdf image
307Kb/2P
SMD 4 pad version of the HC49/3.5H
IQXT-205-1 Datasheet pdf image
248Kb/11P
IQXT-205-1 is a 2.0 x 1.6mm SMD Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO) in a hermetically sealed package.
IQXT-205-2 Datasheet pdf image
250Kb/11P
IQXT-205-2 is a 2.0 x 1.6mm SMD Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator (VCTCXO) in a hermetically sealed package.
3SMX Datasheet pdf image
353Kb/2P
6 x 3.5mm SMD crystal Available in 2 or 4 pad design Ceramic package with a resin sealed ceramic lid, hermetically sealed.
IQXT-205-3 Datasheet pdf image
139Kb/11P
IQXT-205-3 is a 2.0 x 1.6mm SMD Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO) in a hermetically sealed package with a wide operating temperature range.

1


1



SMD とは


SMDは、表面に取り付けられたデバイスの略です。これは、従来のスルーホールコンポーネントと同様に、穴を通り抜けるのではなく、プリント回路基板(PCB)の表面に取り付けられるように設計された電子コンポーネントの一種です。

SMDコンポーネントは、スルーホールコンポーネントよりもはるかに小さく、高密度アプリケーションにより適しています。このアプリケーションでは、多数のコンポーネントを小さな領域に配置する必要があります。

SMDコンポーネントのサイズと軽量は、スマートフォンやラップトップなどのポータブル電子機器にも最適です。

SMDコンポーネントはPCBの表面に直接はんだ付けされているため、スルーホールメッキの必要性がなくなり、ボード上のスペースが節約されます。これにより、より小さく、よりコンパクトな電子デバイスを設計することができます。

SMDコンポーネントは、アセンブリまたは使用中に損傷する可能性が低いため、スルーホールコンポーネントよりも信頼性が高くなります。

リードの欠如により、SMDコンポーネントは振動や衝撃により耐性が高まり、長期的な信頼性とパフォーマンスを確保するのに役立ちます。

結論として、SMDコンポーネントは、サイズが小さい、軽量、高い信頼性があるため、さまざまな電子アプリケーションで広く使用されています。

彼らは、従来のスルーホールコンポーネントよりも多くの利点を提供し、高密度およびポータブル電子デバイスに適しています。