データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



SOLID データシート, PDF

検索されたキーワード : 'SOLID' - 結果は: 6 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Fujitsu Component Limit...
MBF110 Datasheet pdf image
240Kb/24P
Solid-State Fingerprint Sensor
SG-12A03CVL Datasheet pdf image
390Kb/6P
SOLID STATE RELAY MAXIMUM LOAD CURRENT 3 A
SJ-12D01HZRN Datasheet pdf image
378Kb/7P
SOLID STATE RELAY MAXIMUM LOAD CURRENT 1 A
FTR-SL Datasheet pdf image
393Kb/6P
SOLID STATE RELAY 1 Maximum Load current 1A
SE-12A02VF Datasheet pdf image
419Kb/6P
SOLID STATE RELAY MAXIMUM LOAD CURRENT 1.5 A / 2A
SN-A100BF Datasheet pdf image
397Kb/10P
SOLID STATE RELAY (I/O Module) MAXIMUM LOAD CURRENT 1 A

1


1



SOLID とは


「SOLID」は電子コンポーネントの用語の1つですが、広い意味で使用されています。

多くの電子コンポーネントでは、「ソリッド」という用語は、さまざまな意味で使用できます。

一般的に電子コンポーネントでは、「固体」という用語は「ソリッドステート」に関連して使用されます。

「ソリッドステート」とは、電磁気の一種の物質状態を指します。

半導体デバイスは、電流を制御するための「ソリッドステート」テクノロジーを使用して作成されます。

したがって、「固体」とは、一般に、トランジスタ、ダイオード、LEDなどの半導体ベースの電子コンポーネントを指します。

これらの電子コンポーネントは、機械的コンポーネントよりも信頼性が高く、コンパクトで軽量のデザインにより、さまざまな製品で使用されています。

また、「固体」は「固体電解コンデンサ」の略語であり、「固体電解コンデンサ」も意味します。

これらのコンデンサは、サイズが小さく、静電容量が高く、静電容量が安定して耐久性があるため、多くの電子製品で使用されます。