データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



STRIP データシート, PDF

検索されたキーワード : 'STRIP' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ADJD-WM00 Datasheet pdf image
492Kb/12P
High Power Light Strip, Ring & Round Architectural lighting

1


1



STRIP とは


電子コンポーネントでは、ストリップは通常、長く、平らで、狭いコンポーネントです。

ストリップは、電気接続の提供、電流の制限、信号の送信など、さまざまな目的に使用されます。

一般に、電子部品のストリップは金属製で、主にメッキ銅、アルミニウム、またはステンレス鋼が使用されています。

これらの金属の性質により、それらは優れた電気伝導率を持ち、ストリップの形で処理すると、電流を簡単に通過させたり、信号を送信したりできます。

ストリップは、電子コンポーネントのさまざまな目的に使用されます。

これは主に電気回路の接続に使用され、PCB(回路基板)のコネクタピンに接続して、電気信号を送信するか、電気接続部品の電流を制限します。

また、スイッチ、半導体デバイス、センサーなどでも使用されます。この場合、ストリップは他の部品に接続する電流または電子信号または関数を伝達します。

ストリップは、電子部品で重要な役割を果たし、金属や銅などの優れた電気伝導率を持つ材料を使用して製造されています。

ストリップは電子コンポーネントでよく使用され、さまざまな目的に使用されます。