データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



SURFACE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'SURFACE' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
WA04T Datasheet pdf image
223Kb/7P
Excellence performance in surface mounting assembly

1


1



SURFACE とは


「表面」は、電子コンポーネントでさまざまな方法で使用できます。

最初に、「Surface Mount Technology(SMT)」は、電子部品のインストール方法の1つです。

SMTは、電子コンポーネントを印刷回路基板(PCB)の表面に直接接続する技術を指します。

したがって、「表面」とは、電子コンポーネントが取り付けられているPCBの表面を指します。

第二に、「Surface Mount Device(SMD)」とは、SMTテクノロジーで作られた電子コンポーネントを指します。

SMDは、従来の非表面コンポーネントよりも小さく、安価で、密度が高いように設計されています。

これらのSMDは、モバイルデバイス、コンピューター、デジタルカメラなどで広く使用されています。

第三に、「表面仕上げ」とは、PCBの表面処理技術を意味します。 PCBの表面は腐食、酸化、印刷などによって損傷する可能性があるため、さまざまな表面処理技術を使用して保護します。

これらの表面処理技術は、PCBのパフォーマンスと寿命を改善する上で重要な役割を果たします。