データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



SURGE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'SURGE' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Dialog Semiconductor
SLG59H1302C Datasheet pdf image
354Kb/13P
A Surge-protected, 28 V Tolerant Power Splitter in WLCSP
SLG59H1313C Datasheet pdf image
1Mb/28P
A 20 m廓, 4.5 A nFET Integrated Power Switch with Surge Protection and Adjustable OVP in a 2.34 mm2 WLCSP

1


1



SURGE とは


電子部品では、サージは、電力回路またはワイヤで発生する突然の電圧上昇を示す用語です。

これらのサージは電子部品を損傷する可能性があり、電力回路やワイヤを保護するためにサージプロテクターが必要です。

サージプロテクターは、電圧が急速に上昇し、回路を削減するか、電圧を安定化するときに検出します。

これらの保護者は通常、ダイオード、可変抵抗器(バリスタ)、ガス放電チューブ(GDT)などの技術を使用して実装されます。

サージは、稲妻または電源回路の切り替えから発生する可能性があり、そのような状況での電子部品の損傷により、システムの動作が停止または故障する可能性があります。

したがって、サージプロテクターは、電子部品の安定した動作に非常に重要な役割を果たします。