データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



SYNCHRONOUS データシート, PDF

検索されたキーワード : 'SYNCHRONOUS' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Linear Dimensions Semic...
LT8697 Datasheet pdf image
481Kb/28P
USB 5V 2.5A Output, 42V Input Synchronous Buck with Cable Drop Compensation
LT8611EUDDPBF Datasheet pdf image
350Kb/24P
42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with Current Sense and 2.5關A Quiescent Current

1


1



SYNCHRONOUS とは


「同期」は、電子コンポーネントで使用される用語の1つです。

「同期」とは、同期操作を指します。つまり、複数の電子コンポーネントが同じクロック信号に基づいて動作することを意味します。

たとえば、「同期DRAM(SDRAM)」は、コンピューターで最も一般的に使用されるメモリの1つです。

SDRAMは、メモリセルの動作をシステムバスクロック信号に同期し、データが正確に転送されるようにします。

「同期」という用語は、データ転送のスピードアップに使用される他のテクノロジーでも頻繁に使用されます。

たとえば、「同期シリアルインターフェイス(SSI)」は、クロック信号に基づいて複数のデバイスが同期されるシリアル通信インターフェイスです。

「同期」の反対は「非同期」であり、「非同期」は非同期の動作を指します。

「非同期」動作モードでは、電子コンポーネントはクロック信号なしで独立して動作します。

たとえば、SDRAMとは異なり、「非同期DRAM(ADRAM)」は、クロック信号なしで動作し、電力消費が低く、遅延が低いため、ポータブルデバイスで使用されることがよくあります。