データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



SYSTEM データシート, PDF

検索されたキーワード : 'SYSTEM' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Future Technology Devic...
FT900 Datasheet pdf image
1Mb/58P
The FT900 series includes the FT900,FT901, FT902 and FT903 which are complete System-On-Chip 32-bit RISC microcontrollers for embedded applications featuring a high level of integration and low powerconsumption
FT905 Datasheet pdf image
1,020Kb/56P
The FT905 series contains FT905, FT906, FT907 and FT908 which is a complete System-On-Chip 32-bit RISC microcontroller for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption.

1


1



SYSTEM とは


電子機器では、「システム」とは通常、電子制御システムのハードウェアとソフトウェアを指します。

電子システムでは、いくつかの電子コンポーネントが相互接続されて、単一の機能を実行します。

電子システムはさまざまな目的を果たすことができ、これらのシステムは特定の目的のために設計されています。

たとえば、自動車の電子システムは車両のパフォーマンスと安全性を向上させるために使用され、医療電子システムは患者の健康状態を監視および診断するために使用されます。

電子システムはさまざまな電子コンポーネントの相互作用によって制御されるため、システムの設計は非常に重要です。

この目的のために、電子システム設計者は、電子コンポーネントのパフォーマンスと相互作用を考慮してシステムを構成し、ソフトウェア開発者はハードウェアと対話してシステム機能を実装します。