データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



SWITCHES データシート, PDF

検索されたキーワード : 'Switches' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Rohm
BD83070GWL Datasheet pdf image
2Mb/25P
Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with 2 A Switches (VIN = 2.0 V to 5.5 V, 1ch)

1


1



Switches とは


電子コンポーネントのスイッチは、回路を開いたり閉じたりする機能を備えたコンポーネントであり、電気信号を制御するために使用されます。

回路を接続して電気信号を送信するか、回路を分離して電気信号をブロックします。

スイッチはほとんどの電子製品で不可欠であり、多くのタイプと用途があります。

一般的なタイプのスイッチには、プッシュボタンスイッチ、トグルスイッチ、ロータリースイッチ、記念式スイッチ、マイクロスイッチが含まれます。

プッシュボタンスイッチは、押されたときに即座に作動し、小さな製品でよく使用されます。

トグルスイッチは、オン/オフや関数の選択など、さまざまな目的に使用されるロータリー操作スイッチです。

ロータリースイッチは、さまざまな位置と機能を提供するロータリースイッチです。

記念式スイッチは、回路状態を維持するために回路を接続または切断できます。

マイクロスイッチは、小さな静電容量の電気信号を検出し、それに応じて回路を制御できます。

スイッチは電気信号を制御するために不可欠であり、さまざまな製品で使用され、電子製品の機能と性能を改善する上で重要な役割を果たします。