データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



TRENCH データシート, PDF

検索されたキーワード : 'TRENCH' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Guilin Strong Micro-Ele...
GMP80N75 Datasheet pdf image
206Kb/2P
N-channel 75V 10m廓, 80A TO-220 Trench Power MOSFET

1


1



TRENCH とは


「Trench」は電子コンポーネント製造技術の1つであり、半導体デバイスの作成プロセスで使用されています。

Trench Technologyは、半導体デバイスの電気性能を向上させるために開発された技術です。

TRENCHテクノロジーは、半導体デバイスの構造を再設計して、デバイスの熱の生成と性能の低下を改善します。

トレンチテクノロジーを使用すると、小さなピット(トレンチ)を半導体デバイス内で掘り、デバイスの表面積を増やすことができます。

電流が流れる経路が短いため、これにより電気性能が向上します。

TRENCHテクノロジーは、MOSFET(金属酸化物半導体フィールド効果トランジスタ)などの高性能半導体デバイスで主に使用されています。

これらの半導体デバイスは、高速電子回路、電力変換デバイス、自動車制御デバイスで使用されます。

Trenchテクノロジーは、デバイスのパフォーマンスと効率を向上させるため、最新の電子コンポーネント業界で非常に重要な役割を果たしています。