データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



UNIT データシート, PDF

検索されたキーワード : 'UNIT' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
National Instruments Co...
NIPXI-4130 Datasheet pdf image
243Kb/6P
20 V, 2 A Source Measure Unit
PXI-4132 Datasheet pdf image
880Kb/5P
100 V Precision Source Measure Unit (SMU)

1


1



UNIT とは


電子部品では、ユニットとは、電気値を表現するためのユニットを意味します。

電子部品で使用されるユニットには、電圧、電流、抵抗、容量、および周波数が含まれます。

たとえば、ボルトは電圧の単位、アンペアは電流の単位、オームは抵抗の単位、ファラドは容量の単位、アンペアは電流の単位です。ヘルツなど

これらのユニットは、電子コンポーネントで使用される電気値を測定および計算するために使用されます。

さまざまな値を測定するためのツールも電子コンポーネントで使用されます。

これらのツールは、測定値を電子コンポーネントで使用するユニットに変換する機能を提供します。

たとえば、マルチメーターは、電圧、電流、抵抗などの値を測定し、これらの値を適切なユニットに変換することができます。

したがって、電子コンポーネントでは、ユニットは電気値の表現と測定に重要な役割を果たします。

これらのユニットの理解と使用は、電子コンポーネントとメンテナンス作業の設計と製造に不可欠なスキルです。