データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



VDC データシート, PDF

検索されたキーワード : 'VDC' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Nova Electric. All Righ...
CGLUPS-1.5K-24-120 Datasheet pdf image
639Kb/2P
DC INPUT UPS 20 - 32 VDC INPUT PURE SINEWAVE AC OUTPUT

1


1



VDC とは


VDCは、電圧を表すユニットの1つです。

「V」は電圧の略語であり、「DC」は直接電流を意味します。

したがって、VDCは直接電流電圧を表します。

電子コンポーネントでは、VDCは、そのコンポーネントが動作するために必要な電圧を示すパラメーターの1つです。

たとえば、電源は通常DC電圧を出力するため、VDCが12Vの場合、デバイスは12VのDC電圧を出力します。

VDCは、電子コンポーネントのパフォーマンスを決定する重要な要因の1つです。

たとえば、DCモーターの場合、モーターの性能はDC電圧入力によって決定されます。

したがって、VDCはモーターの回転速度、電力、効率に直接影響します。

エレクトロニクスでは、VDCは一般に、最大動作電圧または最小/最大入力電圧範囲を示すために使用されます。

したがって、電子コンポーネントを選択するときは、VDC値を検討し、コンポーネントが適切に動作できる電圧範囲内で選択します。