データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



VERTICAL データシート, PDF

検索されたキーワード : 'VERTICAL' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Kemet Corporation
FCS0V104ZFTBR24 Datasheet pdf image
59Kb/1P
Capacitor, Double-Layer, 0.1 F, 3.5 VDC@70C, V-Chip, Surface Mount Vertical Can

1


1



VERTICAL とは


「垂直」は、電子コンポーネントのコネクタで一般的に使用される用語の1つです。
垂直とは、垂直方向で構成されたコネクタまたは電子コンポーネントを意味します。

垂直コネクタは、垂直方向の回路基板(PCB)に取り付けます。これらのコネクタは、多くの場合、PCBに複雑な機能を提供し、特定の方向でのみ接続できるようにします。

一般に、垂直コネクタは他のコネクタよりも少ないスペースを占有し、PCBをより小さく、より効率的にします。

さらに、垂直電子コンポーネントは、PCBに垂直方向に取り付けられた基本的な電子コンポーネントであり、さまざまなサイズと種類の電子コンポーネントがあります。

垂直電子コンポーネントは、PCBを組み立てるときに非常に役立ち、他のコンポーネントと組み合わせて一般的に使用されます。

垂直コネクタと電子コンポーネントは、さまざまなサプライヤーから入手でき、さまざまなサイズと形状があります。

これらのコンポーネントは、適切に設計されたPCBのコンポーネントとして使用されます。